Part Number Hot Search : 
AON3816 BT2222 313375P MH383D MC68HC90 LTC2875 2W005 LBH5020
Product Description
Full Text Search
 

To Download B84102-K50 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 2-Line Filters for General-Purpose Applications
Power line filters for single-phase systems Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 1 to 6 A Construction
s Plastic case s Filter comprises current-compensated choke
B84102-K
Features
s High insertion loss
Applications
s Industrial equipment and small-size systems
Terminals
s Safe-to-touch terminal blocks
Marking Marking on component: Manufacturer's logo, ordering code, rated voltage, rated current, date code Minimum marking on packaging: Manufacturer's logo, ordering code Circuit diagram
LINE LOAD
L
L'
N
N'
SSB0306-D
192 03/01
2-Line Filters for General-Purpose Applications
Technical data Rated voltage V R Rated current IR Test voltage V P Leakage current l leak Climatic category Weight 250 V~, 50/60 Hz Referred to 40 C ambient temperature 1414 V-, 2 s, (line/line) 2700 V-, 2 s, (lines/ground) at 230 V~, 50 Hz
B84102-K
In accordance with EN 60068-1 25/085/21 (- 25 C/+ 85 C/21 days damp heat test) approx. 250 g
Characteristics and ordering codes IR A 1 2 x 0,22 F (X2) + 2 x 2500 pF (Y2) 2 x 0,33 F (X2) + 2 x 2500 pF (Y2) 2 x 0,47 F (X2) + 2 x 2500 pF (Y2) 2 x 0,47 F (X2) + 2 x 0,035 F (Y2) CR LR mH 2 x 18 l leak mA < 0,5 B84102-K30 Ordering code
2
2 x 10
< 0,5
B84102-K40
4
2 x 4,7
< 0,5
B84102-K50
6
2 x 2,2
< 3,5
B84102-K160
193 03/01
2-Line Filters for General-Purpose Applications
Dimensional drawing
38,5
B84102-K
32 max.
PE M3,5 103 900,3 1,5
Terminal blocks Anschlussklemmen 2,5 mm 2
Nom. cross section 2,5 mm2
4,8
NETZ LINE
Marking Beschriftung
280,2
SSB1066-8
194 03/01
10,1
2-Line Filters for General-Purpose Applications
Insertion loss (typical values at Z = 50 ) unsymmetrical, adjacent branches terminated differential mode (symmetrical) B84102-K30
100
SSB1651-W
B84102-K
B84102-K40
100
SSB1652-5
e
dB 80
B84102-K30
e
dB 80
B84102-K40
60
60
40
40
20
20
0
10 4
10 5
10 6
10 7
10 8 Hz 10 9 f
0
10 4
10 5
10 6
10 7
10 8 Hz 10 9 f
B84102-K50
100
SSB1653-D
B84102-K160
100
SSB1654-L
e
dB 80
B84102-K50
e
dB 80
B84102-K160
60
60
40
40
20
20
0
10 4
10 5
10 6
10 7
10 8 Hz 10 9 f
0
10 4
10 5
10 6
10 7
10 8 Hz 10 9 f
195 03/01
Herausgegeben von EPCOS AG Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 Munchen, DEUTSCHLAND EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Veroffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschure und ihres Inhalts ohne ausdruckliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet. Mit den Angaben in dieser Broschure werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. Diese Broschure ersetzt die vorige Ausgabe. Fragen uber Technik, Preise und Liefermoglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nachstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente konnen aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskunfte daruber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls uber die zustandige Vertriebsgesellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited. The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed. This brochure replaces the previous edition. For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.
1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B84102-K50

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X